Part Number Hot Search : 
MM74HC 21A180 5KP180CA S14045G 74HCT401 C3528 R2009 RSH070
Product Description
Full Text Search
 

To Download ZPD107 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 ZPD1 ... ZPD75 (500 mW)
ZPD1 ... ZPD75 (500 mW)
Silicon Planar Zener Diodes Silizium-Planar-Zener-Dioden Version 2006-04-26 Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung
O 1.9
500 mW 1...75 V DO-35 (SOD-27) 0.13 g ZMM1 ... ZMM75
Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung Glass case Glasgehause Weight approx. Gewicht ca.
62.5
3.9
O 0.52
Equivalent SMD-version Aquvalente SMD-Ausfuhrung Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Dimensions - Mae [mm]
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ 5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~ 5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation Verlustleistung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to lead Warmewiderstand Sperrschicht - Anschlussdraht
23
Grenz- und Kennwerte ZPD-series TA = 25C Ptot Tj TS RthA RthL 500 mW 1) -50...+175C -50...+175C < 300 K/W 1) < 240 K/W
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
1 2 3
Valid, if leads are kept at ambient temperatere at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschlussdrahte in 10 mm Abstand vom Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen The ZPD1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by a band, has to be connected to the negative pole. Die ZPD1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzten. Die mit einem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. http://www.diotec.com/
(c) Diotec Semiconductor AG
1
ZPD1 ... ZPD75 (500 mW) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage ) Zener-Spannung 2) IZ = 5 mA Vzmin [V] ZPD1 )
3 2
Grenzwerte
Dynamic resistance Diff. Widerstand rzj [] at f = 1 kHz IZ = 5 mA 6.5 (< 8) 75 (< 83) 80 (< 95) 80 (< 95) 80 (< 95) 80 (< 95) 70 (< 85) 60 (< 78) 30 (< 60) 10 (< 40) 5 (< 10) 4.5 (< 8) 4 (< 7) 4.5 (< 7) 5 (< 10) 5.2 (< 15) 6 (< 20) 7 (< 20) 9 (< 25) 11 (< 30) 13 (< 40) 18 (< 50) 20 (< 50) 25 (< 55) 28 (< 70) 30 (< 80) 35 (< 80) 40 (< 80) 40 (< 90) 50 (< 90) 60 (< 100) 70 (< 110) 80 (< 125) 90 (< 135) 100 (< 150) 110 (< 200) 120 (< 250) IZ = 1 mA < 50 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 480 < 400 < 200 < 150 < 50 < 50 < 50 < 70 < 70 < 90 < 110 < 110 < 170 < 170 < 220 < 220 < 220 < 250 < 250 < 250 < 250 < 300 < 500 < 700 < 700 < 750 < 800 < 850 < 900 Temp. Coeffic. of Z-voltage ...der Z-Spannung VZ [10-4 /C] -26...-23 -9...-4 -9...-3 -8...-3 -8...-3 -7...-3 -6...-1 -5...+2 -3...+4 -2...+6 -1...+7 +2...+7 +3...+7 +4...+7 +5...+8 +5...+8 +5...+9 +6...+9 +7...+9 +7...+9 +8...+9.5 +8...+9.5 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +8...+10 +10...+12 +10...+12 +10...+12 +10...+12 +10...+12 +10...+12 +10...+12 +10...+12 Reverse volt. Sperrspanng. IR = 100 nA VR [V] - - - - - - - - > 0.8 >1 >2 >3 >5 >6 >7 > 7.5 > 8.5 >9 > 10 > 11 > 12 > 14 > 15 > 17 > 18 > 20 > 22 > 24 > 26 > 28 > 30 > 33 > 36 > 39 > 44 > 48 > 52 Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 25C IZmax [mA] 550 172 156 143 132 122 109 100 93 83 76 69 63 57 52 47 43 39 35 32 29 26 24 21 20 17 16 14 13 12 11 10 9 8 8 7 6
Vzmax [V] 0.82 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.6 5.0 5.4 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79
0.71 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.4 4.8 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70
ZPD2.7 ZPD3.0 ZPD3.3 ZPD3.6 ZPD3.9 ZPD4.3 ZPD4.7 ZPD5.1 ZPD5.6 ZPD6.2 ZPD6.8 ZPD7.5 ZPD8.2 ZPD9.1 ZPD10 ZPD11 ZPD12 ZPD13 ZPD15 ZPD16 ZPD18 ZPD20 ZPD22 ZPD24 ZPD27 ZPD30 ZPD33 ZPD36 ZPD39 ZPD43 ZPD47 ZPD51 ZPD56 ZPD62 ZPD68 ZPD75
1
Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite http://www.diotec.com/ (c) Diotec Semiconductor AG
2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of ZPD107

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X